Part Number Hot Search : 
7575G AT54C LTC1060S SMC5349B ZM5V6B UGB10BCT MK2746G COLTD
Product Description
Full Text Search
 

To Download SGD17100 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 S/CON/SGDxxxxx/A/14/03/2000
page 1 /3 F/GB
RELAIS STATIQUE POUR COURANT CONTINU /DC SOLID STATE RELAY
Les relais SGD sont des relais statiques a transistor MOS pour reseaux continus . Cette technologie permet de commuter un courant important avec une chute de tension tres faible (exemple : 0,15VDC sous 10A avec un relais 60A). The SGD ranges includes DC solid state relays using MOS transistor.This technologie allows users to switch an important current with a low drop voltage (example:10A load current gives 0,15VDC with a 60A model) Tension reseau Courant de charge / Line voltage / Load current 10 a/to 32 VDC 30 A 10 a/to 32 VDC 60 A 18 a/to 60 VDC 30 A 18 a/to 60 VDC 60 A
40 4,5
SGD
30 a/to 60A 30 a/to 60VDC
Sortie transistor MOS MOS transistor output
SGD15100 SGD17100 SGD25100 SGD27100
Commande / Control 3-32 V 3-32 V 3-32 V 3-32 V
3
+
+V
charge load
(*)
4
+
out 1
input 3-30Vdc
_
5
1
2
_
60A
+
91
100
82,7
18-60Vdc
4
S
S
(*) Prevoir une diode de roue libre sur les charges selfiques.
celduc France
SGD27100
charge
+V
3
21 24 3 73
-
5
2
-
0V loads put a
/ On inductive commutating diode.
Caracteristiques d'entree (a 20C) / Input characteristics (at 20C) Tension nominale / Nominal voltage Tension maximum de commande / Maximum control voltage Tension minimum de commande / Minimum control voltage Tension de relachement/Release voltage Resistance interne R/ Input internal resistor Caracteristiques generales /general characteristics Temperature de stockage / storage temperature Temperature de fonctionnement /operating temperature Tension d'isolement entree-sortie / Input-output isolation voltage Capacite entree-sortie/ input-output capacity Poids/Weight
SGDxxxxx 3-32 32 3 1 1500 VDC VDC VDC VDC
- 40 a/to +105 -40 a/to +90 2500 8 300
C C VRMS pF g
Proud to serve you
All technical caracteristics are subject to change without previous notice. Caracteristiques sujettes a modifications sans preavis.
celduc
r e l a i
s
S/CON/SGDxxxxx/A/14/03/2000
page 2 / 3 F/GB
Modeles / References Tension nominale / Nominal voltage Plage tension de fonctionnement / Operating range Tension crete / Peak voltage Ecretage de protection DZ minimum / Clamping voltage DZ minimum Courant nominal (40C) (voir les caracteristiques thermiques) / Nominal current (40C) (see thermal curves) Courant de surcharge accidentel admissible maximum / Maximum accidental overload current Chute tension directe (In) / On state voltage drop (In) Courant de fuite etat bloque / Off state leakage current Resistance interne (sortie) / Internal resistance (output) Temps de fermeture / Turn on time Temps d'ouverture / Turn off time Caracteristiques thermiques / thermal curves :
Modeles / model : 60A Radiateur / Heatsink : 1C/W
SGD15100 30 10 a/to 32 50 33 30 240 0,9 0,1 30 500 500
SGD17100 30 10 a/to 32 50 33 60 480 0,9 0,1 15 500 500
SGD25100 60 18 a/to 60 100 62 30 240 0,9 0,1 30 500 500
SGD27100 60 18 a/to 60 100 62 60 480 0,9 0,1 15 500 500 VDC VDC VPEAK V A APEAK VDC mA m s s
Courant de surcharge non repetitif : / Non repetitive surge peak on-state current :
Modeles / model : 60A
500
70 60 50
Courant de surcharge (A) / Overload current (A)
400
Courant commute (A) / Switched current (A)
40 30 20 10 0 0 10
Modeles / model : 30A Radiateur / Heatsink : 2C/W
300
Modeles / model : 30A
200
100
0
20
30
40
50
60
70
80
0
10
-2
10
-1
10
0
10
1
Temperature ambiante (C) / Ambient temperature (C)
Temps (s) / Time (s)
Determination du radiateur : RELAIS 30A La Rth du radiateur necessaire doit etre = ( 90 - T ambiant ) / 0,03 x I x I exemple : T ambiant = 35C I = Courant commute = 30A ----> Rth =(90-35) /0,03 x 30 x 30 = 2C/W RELAIS 60A La Rth du radiateur necessaire doit etre = ( 90 - T ambiant ) / 0,015 x I x I exemple : T ambiant = 35C I = Courant commute = 60A ----> Rth =(90-35) /0,015 x 60 x 60 = 1C/W Calculate the heatsink : 30A RELAY The Rth of the heatsink must necessary be = ( 90 - T ambiant ) / 0,03 x I x I example : T ambient = 35C I = Switched current = 30A ----> Rth =(90-35) /0,03 x 30 x 30 = 2C/W 60A RELAY The Rth of the heatsink must necessary be = ( 90 - T ambient ) / 0,015 x I x I example : T ambient = 35C I = Switched current = 60A ----> Rth =(90-35) /0,015 x 60 x 60 = 1C/W La charge doit etre connectee cote + de l'alimentation. La diode de roue libre est obligatoire sur charge selfique . Une transil de protection est integree au relais mais son energie de recuperation est limitee a 1500W pendant 1ms . En cas de longueurs de connexions elevees , prevoir une source de tension ( capacite reversoir sur l'alimentation ) pres du relais . Si les liaisons restent elevees (self de ligne ) une transil exterieure doit etre prevue. Dans tous les cas soigner le cablage pour des liaisons les plus courtes. The load must be connected to + of the power supply. A commutating diode is absolutly necessary with inductive load . The relay includes a transient suppressor but his maximum surge energy capability is 1500W during 1ms . If connection lines are too long, you have to wire a capacitor near the relay on the supply input . You also have to wire an external transient suppressor because of line inductance. In any case you must look after wiring to keep lines as short as possible.
celduc
r e l a i s
www.celduc.com
Rue Ampere B.P. 4 42290 SORBIERS - FRANCE E-Mail : celduc-relais@celduc.com Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 20 Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tel. +33 (0) 4 77 53 90 19
S/CON/SGDxxxxx/A/14/03/2000
page 3 / 3 F/GB
SGD for loads connected to 0V That needs two supplies. +V+10VMIN 3
SGD avec charge a la masse / SGD with load connected to the 0V
1
+
+
+V 1 4
S
5
2 SGD
-
M 0V
SGD for DC motor reverser. That needs two supplies. +V+10VMIN 3
+
3
+
4 SGD pour inverseur de sens de moteur 4 SGD for motor reverser
1
+
+V 1 4
S
1
S
4
+
4
5 2 SGD
-
2
-
5 SGD
-
3
+
M
3
+
1
+
1
S
2
4
S
4
+
-
5
2 SGD
-
2
-
SGD
5
3
-
0V sens 1 : control 1 et 3 sens 2 : control 2 et 4 Never control 1+2 or 3+4
celduc
r e l a i s
www.celduc.com
Rue Ampere B.P. 4 42290 SORBIERS - FRANCE E-Mail : celduc-relais@celduc.com Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 20 Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tel. +33 (0) 4 77 53 90 19


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SGD17100

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X